công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10-2J09.1069 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - EAO AG.

tên linh kiện 10-2J09.1069
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switches and Indicators
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.

10-2J09.1069 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - EAO AG.

Back Button 10-2J09.1069 Datasheet HTML 18Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 19Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 20Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 21Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 22Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 23Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 24Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 25Page - EAO AG. 10-2J09.1069 Datasheet HTML 26Page - EAO AG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 32 page
background image
31
Drawings
20
06.2009
1 Indicator actuator page 5 | Buzzer page 5 | Illuminated pushbutton actuator page 6 | Blind plug page 8
2 Front protective cap page 8
1 Protective guard page 8
2 Protective guard page 8
Mounting dimensions
Technical drawing
24 min.
10.4
+0.2
0
16
18 min.
+0.2
0
16
18 min.
+0.2
0
16
18 x 24 mm
18 x 18 mm
Ø18 mm
18 x 18 mm
18 x 24 mm
24 min.
+0.2
0
16
30 min.
+0.20
16
26
12
24
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com