công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6040HDFPR bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6040HDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power and Low Propagation Delay, Reinforced, 4-Channel Digital Isolator With 0.635mA / ch, 200Mbps, 9ns tPD , 7ps (RMS) jitter and 1.8V Logic Support
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6040HDFPR bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6040HDFPR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 56 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
B
7.6
7.4
NOTE 4
A
4.7
4.5
NOTE 3
1.27
0.40
14X 0.5
2X
3.5
16X 0.32
0.12
SEATING
PLANE
0.25
GAGE PLANE
0 -8
15 TYP
0.25
0.13 TYP
10.63
9.97 TYP
2.65 MAX
0.20
0.05
SSOP - 2.65 mm max height
DFP0016A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4230287/A 11/2023
1
8
9
16
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
A 15
SCALE 1.800
DETAIL A
TYPICAL
ISO6040, ISO6041, ISO6042
SLLSFV3B – DECEMBER 2025 – REVISED AUGUST 2026
www.ti.com
46
Submit Document Feedback
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ISO6040 ISO6041 ISO6042



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com