công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6040HDFPR bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6040HDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO604x Low Power and Low Propagation Delay, Reinforced, 4-Channel Digital Isolator With 0.635mA / ch, 200Mbps, 9ns tPD , 7ps (RMS) jitter and 1.8V Logic Support
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6040HDFPR bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6040HDFPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments ISO6040HDFPR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 56 page
background image
Sitara
C2000
TM4Cxx
Microcontroller
VSS
VDDIO
GND
AINP
CS
SCLK
SDI
SDO
ADS127L21
ADS127L18
ADS127L11 AINN
Analog
Input
VCC1
VCC2
GND1
INA
IND
INB
OUTA
OUTB
INC
EN1
OUTC
OUTD
EN2
SPI_SDI
SPI_CLK
SPI_nCS
GND2
VCore
ISO Barrier
GND1
INA
OUTD
INB
OUTA
OUTB
OUTC
EN1
INC
IND
EN2
GND2
VCC1
VCC2
RESET
DRDY
CLK
START
SPI_SDO
GPIO0
GPIO1
GPIO2_CLK
GPIO3
ISO6040
ISO6042
Figure 9-2. Isolated SPI for an Analog Input, Full IO Connection to the ADC
ISO6040, ISO6041, ISO6042
SLLSFV3B – DECEMBER 2025 – REVISED AUGUST 2026
www.ti.com
34
Submit Document Feedback
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ISO6040 ISO6041 ISO6042



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com