| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC852T bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC852T bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
74 / 80 page ![]() MPC852T PowerQUICC™ Hardware Specifications, Rev. 4 74 Freescale Semiconductor Mechanical Data and Ordering Information VSSSYN1 R4 PLL analog GND VDDSYN R3 PLL analog VDD GND H7, H8, H9, H10, H11, H12, J7, J8, J9, J10, J11, J12, K7, K8, K9, K10, K11, K12, L7, L8, L9, L10, L11, L12 Power VDDL B8, D2, E17, H16, M5, N3, T2, N16, U9 Power VDDH G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, H6, H13, J6, J13, K6, K13, L6, L13, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 Power N/C B2, B17, C17, D16, E15, F13, M14, N5, R16, T17, U2, U17 No connect Table 31. Pin Assignments—Non-JEDEC (continued) Name Pin Number Type |