công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6421 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6421
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , Up To 90W, 28V, 2M Lifecycles, SMA
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6421 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  FMSW6421 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6421 Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6421 Datasheet HTML 3Page - Infinite Electronics International, Inc. FMSW6421 Datasheet HTML 4Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-25 to +65 deg C
Storage Range
-55 to +100 deg C
Humidity
Moisture Resistance
Shock
MIL-STD-202 Method 213, Cond. D 500G Non Operating
Vibration
MIL-STD-202 Method 204, Cond. D 10G RMS Non Operating
Compliance Certifications (see product page for current document)
Plotted and Other Data
Notes:
Typical Performance Data
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.0
2.7
5.3
8.0
10.6
13.3
15.9
18.6
21.2
23.9
26.5
dB
GHz
Insertion Loss
-120.0
-110.0
-100.0
-90.0
-80.0
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
0.0
2.7
5.3
8.0
10.6
13.3
15.9
18.6
21.2
23.9
26.5
dB
GHz
Isolation
301 Leora Ln., Suite 100, Lewisville, TX 75056 | Tel: 1-800-715-4396 / (972) 649-6678 / Fax: (972) 649-6689
REV 1.0 Page 2 of 4
FMSW6421
DATA SHEET



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com