công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8SLVP2102 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8SLVP2102
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Phase Noise, Dual 1-to-2, 3.3V, 2.5V LVPECL Output Fanout Buffer
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

8SLVP2102 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 8SLVP2102 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
8
©2018 Integrated Device Technology, Inc.
March 13, 2018
8SLVP2102 Datasheet
Parameter Measurement Information
3.3V LVPECL Output Load AC Test Circuit
Differential Input Level
Part-to-Part Skew
2.5V LVPECL Output Load AC Test Circuit
Output Skew
Pulse Skew
SCOPE
Qx
nQx
V
EE
VCC
2V
-1.3V±1.65V
VCC
VEE
nPCLKA,
nPCLKB
PCLKA,
PCLKB
tsk(pp)
Par t 1
Par t 2
Qx
nQx
Qy
nQy
SCOPE
Qx
nQx
V
EE
VCC
2V
-0.5V±0.125V
Qx
nQx
Qy
nQy
t
PLH
t
PHL
tsk(p)= |tPHL - tPLH|
Qx
nQx
Qy
nQy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com