công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8SLVP2102 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8SLVP2102
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Phase Noise, Dual 1-to-2, 3.3V, 2.5V LVPECL Output Fanout Buffer
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

8SLVP2102 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  8SLVP2102 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 8SLVP2102 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
4
©2018 Integrated Device Technology, Inc.
March 13, 2018
8SLVP2102 Datasheet
Table 3C. LVPECL DC Characteristics, VCC = 3.3V ± 5%, VEE = 0V, TA = -40°C to 85°C
NOTE 1: Outputs terminated with 50
 to VCC – 2V.
Table 3D. LVPECL DC Characteristics, VCC = 2.5V ± 5%, VEE = 0V, TA = -40°C to 85°C
NOTE 1: Outputs terminated with 50
 to VCC – 2V.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Minimum
Typical
Maximum
Units
IIH
Input
High
Current
PCLKA, nPCLKA;
PCLKB, nPCLKB
VCC = VIN = 3.465V
150
μA
IIL
Input
Low
Current
PCLKA, PCLKB
VCC = 3.465V, VIN = 0V
-10
μA
nPCLKA, nPCLKB
VCC = 3.465V, VIN = 0V
-150
μA
VREF
Reference Voltage for Input
Bias
IREF = 2mA
VCC – 1.6
VCC – 1.3
VCC – 1.1
V
VOH
Output High Voltage; NOTE 1
VCC – 1.1
VCC – 0.9
VCC – 0.8
V
VOL
Output Low Voltage; NOTE 1
VCC – 2.0
VCC – 1.5
VCC – 1.4
V
Symbol
Parameter
Test Conditions
Minimum
Typical
Maximum
Units
IIH
Input
High
Current
PCLKA, nPCLKA;
PCLKB, nPCLKB
VCC = VIN = 2.625V
150
μA
IIL
Input
Low
Current
PCLKA, PCLKB
VCC = 2.625V, VIN = 0V
-10
μA
nPCLKA, nPCLKB
VCC = 2.625V, VIN = 0V
-150
μA
VREF
Reference Voltage for Input
Bias
IREF = 2mA
VCC – 1.6
VCC – 1.3
VCC – 1.1
V
VOH
Output High Voltage; NOTE 1
VCC – 1.1
VCC – 0.9
VCC – 0.8
V
VOL
Output Low Voltage; NOTE 1
VCC – 2.0
VCC – 1.5
VCC – 1.4
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com