công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KW2-C2LPL3-TK bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KW2-C2LPL3-TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON™ Submount PL
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW2-C2LPL3-TK bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ams-OSRAM AG

  KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
KW2 C2LPL3.TK
DATASHEET
DATASHEET
5 | Version 1.2 | 2026-03-09
Characteristics
I
F = 1000 mA; TC = 25 °C
Parameter
Symbol
Values
Chromaticity Coordinate 4)
Cx
Cy
typ.
typ.
0.318
0.331
Viewing angle at 50% I
V
2φ
typ.
120 °
Radiating surface
A
color
typ.
2.73 mm²
Forward Voltage 5)
I
F = 1000 mA
V
F
min.
typ.
max.
5.60 V
6.61 V
6.75 V
Reverse voltage (ESD device)
V
R ESD
min.
45 V
Reverse voltage 3)
I
R = 20 mA
V
R
max.
1.2 V
Real thermal resistance junction/board 6)
R
thJB real
typ.
max.
2.1 K / W
2.5 K / W
Electrical thermal resistance junction/board 6)
with efficiency η
e = 39 %
R
thJB elec.
typ.
max.
1.3 K / W
1.5 K / W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com