công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KW2-C2LPL3-TK bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KW2-C2LPL3-TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON™ Submount PL
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW2-C2LPL3-TK bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ams-OSRAM AG

  KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
KW2 C2LPL3.TK
DATASHEET
DATASHEET
4 | Version 1.2 | 2026-03-09
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Values
Operating Temperature 2)
T
op
min.
max.
-40 °C
135 °C
Storage Temperature
T
stg
min.
max.
-40 °C
135 °C
Junction Temperature
T
j
max.
150 °C
Junction Temperature for short time applications*
T
j
max.
165 °C
Case Temperature
T
case
max.
135 °C
Forward current
T
C = 25 °C
I
F
min.
max.
50 mA
1500 mA
Surge current
t ≤ 10 µs; D = 0.016 ; T
C = 25 °C
I
FS
max.
2500 mA
ESD withstand voltage
acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
V
ESD
8 kV
Reverse current 3)
I
R
max.
200 mA
*The median lifetime (L70/B50) for Tj =165°C is 200h.
For Tc testing, please refer to Application Note: AN085 Thermal measurement point of LEDs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com