công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KW2-C2LPL3-TK bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KW2-C2LPL3-TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON™ Submount PL
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW2-C2LPL3-TK bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ams-OSRAM AG

  KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW2-C2LPL3-TK Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
KW2 C2LPL3.TK
DATASHEET
DATASHEET
3 | Version 1.2 | 2026-03-09
Ordering Information
Type
Luminous Flux 1)
Ordering Code
I
F = 1000 mA
Φ
V
KW2 C2LPL3.TK-6DT2-5L16M1
820 ... 1100 lm
Q65113A5654
KW2 C2LPL3.TK-6DT2-5L25M2
820 ... 1100 lm
Q65113A5658
KW2 C2LPL3.TK-6DT2-5L35M3
820 ... 1100 lm
Q65113A5653



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com