công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GFG2DFP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GFG2DFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GFG2DFP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R7F100GFG2DFP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 183 page
background image
RL78/G23
1. Outline
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 8 of 177
Oct 31, 2025
1.3
Pin Configuration (Top View)
1.3.1
30-pin products
• 30-pin plastic LSSOP (7.62 mm (300), 0.65-mm pitch)
Note
Not present in products with 128 or fewer Kbytes of code flash memory.
Caution
Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 µF).
Remark 1.
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
Remark 2.
Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O redirection register
(PIOR). For details, see 4.3.10 Peripheral I/O redirection register (PIOR) in the RL78/G23 User’s Manual.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
P20/ANI0/AVREFP/EI20
P01/ANI16/TS27Note/EI01/EO01/TO00/RxD1
P00/ANI17/TS26
Note/EI00/TI00/TxD1
P120/ANI19/IVCMP1/EI120
P40/TOOL0
RESET
P137/EI137/INTP0
P122/X2/EXCLK/XT2/EXCLKS/EI122
P121/X1/XT1/EI121
REGC
VSS
VDD
P60/EO60/CCD04/SCLA0
P61/EO61/CCD05/SDAA0
P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0
P21/ANI1/AVREFM/EI21
P22/ANI2/ANO0/TS20Note/EI22
P23/ANI3/ANO1/IVREF0/TS21Note/EI23
P147/ANI18/IVCMP0/EI147
P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/(TI07)/(TO07)
P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/(TI06)/(TO06)
P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/(TI05)/(TO05)
P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/(SDAA0)/(TI04)/(TO04)
P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/(SCLA0)/(TI03)/(TO03)
P15/EO15/PCLBUZ1/SCK20/SCL20/(TI02)/(TO02)
P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/(RxD0)
P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/(TxD0)
P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11
P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11
P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com