công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO70050LDST5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO70050LDST5
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5 V Low Loss Power Distribution Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO70050LDST5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO70050LDST5 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
DIO70050
Version 1.0, Aug 2025
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
5
7. Typical Performance Characteristics
TA = 25°C, VIN = 5 V, unless otherwise specified.
Figure 2. Quiescent current vs. Input voltage
Figure 3. Quiescent current vs. Ambient temperature
Figure 4. Enable voltage vs. Input voltage
Figure 5. Static RDS(ON) vs. Input voltage
Figure 6. Current limit threshold vs. Input voltage
Figure 7. No load to short circuit response



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com