công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO70050LDST5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO70050LDST5
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.5 V Low Loss Power Distribution Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO70050LDST5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO70050LDST5 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO70050LDST5 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
DIO70050
Version 1.0, Aug 2025
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
1
1. Pin Assignment and Functions
Figure 1. SOT23-5 (Top view)
Pin No.
Pin Name
Description
1, 5
OUT
Output pin, decoupled with a 10 μF capacitor to GND
2
GND
Ground pin
3
IN
Input pin, decoupled with a 10 µF capacitor to GND
4
EN / EN
Active high or Active low. Do not leave it floating



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com