công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO5090AXM10 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

tên linh kiện DIO5090AXM10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Auto Start
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Trang chủ  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO5090AXM10 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO5090AXM10 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO5090AXM10 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
DIO5090X
www.dioo.com
© 2022 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO5090X• Rev.1.2
Electrical Characteristics
Over junction temperature range TA=25 °C and recommended supply voltage (unless otherwise noted).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
INPUT
UVLO
Under voltage lock-out Exit
VIN: From Low to High
2.85
3.0
3.15
V
VHYS_UVLO
Hysteresis
180
mV
VIN_DT
Input power good detection
threshold is VBAT+VIN_DT
(Input power good if
VIN > VBAT + VIN-DT);
VBAT =3.6V,
VIN:3.5V → 4V
120
mV
VHYS-INDT
Hysteresis on VIN-DT falling
80
mV
VOVP
Input over-voltage protection
threshold
VIN: 5V → 12V
6.3
6.5
6.9
V
VHYS-OVP
Hysteresis on OVP
VIN: 12V → 5V
200
mV
VIN-DPM
USB/Adaptor low input voltage
protection. Restricts lBAT at
VIN_DPM
Limit Input Source
Current to 50mA;
VBAT=3.5V; RISET =2KΩ
4.4
V
IIN-USB-CL
USB input I-Limit 100mA
ISET2 = Float;
RISET =1KΩ
75
90
105
mA
USB input I-Limit 500mA
ISET2 = High;
RISET =1KΩ
400
445
490
BATTERY SHORT PROTECTION
VBAT(SC)
BAT terminal short-circuit
detection threshold/trickle
charge threshold
VBAT:3V → 0.5V, no
deglitch
0.75
0.8
0.85
V
VBAT(SC-HYS)
BAT terminal Short hysteresis
Recovery ≥ VBAT(SC) +
VBAT(SC-HYS); Rising, no
Deglitch
20
mV
IBAT(SC)
Source current to BAT terminal
during short-circuit detection
10
mA
QUIESCENT CURRENT
IBAT(PDWN)
Battery current into BAT
terminal
VIN = 0V
1
μA
IBAT(DONE)
BAT terminal current, charging
terminated
VIN = 6V,
VBAT > VBAT(REG)
1
IIN(STDBY)
Standby current into IN terminal
TS = Low, VIN ≤ 6V
125
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com