công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM6422BSDFHAALVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM64x Sitara™ Processors
PDF  273 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Texas Instruments

Back Button AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 273 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (ALV, ANI Package) (continued)
BALL
NUMBER [1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE
[4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
RX/TX/PULL [7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
RX/TX/PULL [8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
I/O
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [13]
PULL
UP/DOWN
TYPE [14]
W17
SERDES0_REFCLK0P
SERDES0_REFCLK0P
IO
1.8V
VDDA_1P8_SERDES0
SERDES
Y15
SERDES0_RX0_N
SERDES0_RX0_N
I
1.8V
VDDA_1P8_SERDES0
SERDES
Y16
SERDES0_RX0_P
SERDES0_RX0_P
I
1.8V
VDDA_1P8_SERDES0
SERDES
AA16
SERDES0_TX0_N
SERDES0_TX0_N
O
1.8V
VDDA_1P8_SERDES0
SERDES
AA17
SERDES0_TX0_P
SERDES0_TX0_P
O
1.8V
VDDA_1P8_SERDES0
SERDES
D13
SPI0_CLK
PADCONFIG:
PADCONFIG132
0x000F4210
SPI0_CLK
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
GPIO1_44
7
IO
pad
C14
SPI1_CLK
PADCONFIG:
PADCONFIG137
0x000F4224
SPI1_CLK
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
EHRPWM6_SYNCI
3
I
0
GPIO1_49
7
IO
pad
D12
SPI0_CS0
PADCONFIG:
PADCONFIG130
0x000F4208
SPI0_CS0
0
IO
1
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
GPIO1_42
7
IO
pad
C13
SPI0_CS1
PADCONFIG:
PADCONFIG131
0x000F420C
SPI0_CS1
0
IO
1
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
CPTS0_TS_COMP
1
O
I2C2_SCL
2
IOD
1
TIMER_IO10
3
IO
0
PRG0_IEP0_EDIO_OUTVALID
4
O
UART6_RXD
5
I
1
ADC_EXT_TRIGGER0
6
I
0
GPIO1_43
7
IO
pad
A13
SPI0_D0
PADCONFIG:
PADCONFIG133
0x000F4214
SPI0_D0
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
GPIO1_45
7
IO
pad
A14
SPI0_D1
PADCONFIG:
PADCONFIG134
0x000F4218
SPI0_D1
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
GPIO1_46
7
IO
pad
B14
SPI1_CS0
PADCONFIG:
PADCONFIG135
0x000F421C
SPI1_CS0
0
IO
1
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
EHRPWM6_A
3
IO
0
GPIO1_47
7
IO
pad
www.ti.com
AM6442, AM6441, AM6422, AM6421, AM6412, AM6411
SPRSP56J – JANUARY 2021 – REVISED JUNE 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
51
Product Folder Links: AM6442 AM6441 AM6422 AM6421 AM6412 AM6411



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com