công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2432BKEGHIALXR. bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM2432BKEGHIALXR.
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM243x Sitara™ Microcontrollers
PDF  282 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AM2432BKEGHIALXR. bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments AM2432BKEGHIALXR. Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 282 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (ALV, ANI, ALX Packages) (continued)
ALV
ANI
BALL
NUMBER
[1]
ALX
BALL
NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE [4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
RX/TX/PULL
[7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
RX/TX/PULL
[8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
IO
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [14]
Pull
UP/DOWN
TYPE [13]
B17
A14
MCAN0_RX
PADCONFIG:
PADCONFIG149
0x000F4254
MCAN0_RX
0
I
1
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
UART4_TXD
1
O
TIMER_IO3
2
IO
0
SYNC3_OUT
3
O
SPI4_CS2
6
IO
1
GPIO1_61
7
IO
pad
EQEP2_S
8
IO
0
UART0_RIn
9
I
1
A17
B13
MCAN0_TX
PADCONFIG:
PADCONFIG148
0x000F4250
MCAN0_TX
0
O
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
UART4_RXD
1
I
1
TIMER_IO2
2
IO
0
SYNC2_OUT
3
O
SPI4_CS1
6
IO
1
GPIO1_60
7
IO
pad
EQEP2_I
8
IO
0
UART0_DTRn
9
O
D17
A15
MCAN1_RX
PADCONFIG:
PADCONFIG151
0x000F425C
MCAN1_RX
0
I
1
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8V / 3.3V
VDDSHV0
Yes
LVCMOS
PU/PD
I2C3_SDA
1
IOD
1
ECAP2_IN_APWM_OUT
2
IO
0
OBSCLK0
3
O
TIMER_IO5
4
IO
0
UART5_TXD
5
O
EHRPWM_SOCB
6
O
GPIO1_63
7
IO
pad
EQEP2_B
8
I
0
UART0_DSRn
9
I
1
OBSCLK0
15
O
AM2434, AM2432, AM2431
SPRSP65J – APRIL 2021 – REVISED JUNE 2026
www.ti.com
26
Submit Document Feedback
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AM2434 AM2432 AM2431



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com