công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD333-3C/H0/L2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện PD333-3C/H0/L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

PD333-3C/H0/L2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Everlight Electronics Co., Ltd.
http:\\www.everlight.com
Rev 2
Page: 1 of 7
Device No:DPD-033-071
Prepared date:07-20-2005
Prepared by:Jaine Tsai
Technical Data Sheet
5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
PD333-3C/H0/L2
Features
․Fast response time
․High photo sensitivity
․Small junction capacitance
․Pb free
․The product itself will remain within RoHS compliant version.
Descriptions
PD333-3C/H0/L2 is a high speed and high sensitive PIN photodiode
in a standard 5ψplastic package. Due to its water clear epoxy
the device is sensitive to visible and infrared radiation.
Applications
․High speed photo detector
․Security system
․Camera
Device Selection Guide
Chip
LED Part No.
Material
Lens Color
PD
Silicon
Water clear


Số phần tương tự - PD333-3C/H0/L2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
PD333-3C EVERLIGHT-PD333-3C Datasheet
223Kb / 7P
5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
07-20-2005
PD333-3C2 EVERLIGHT-PD333-3C2 Datasheet
154Kb / 5P
5mm Silicon PIN Photosiode, T-1 3/4
More results

Mô tả tương tự - PD333-3C/H0/L2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unity Opto Technology
MID-54419 UOT-MID-54419 Datasheet
35Kb / 3P
T-1 3/4 PACKAGE PIN PHOTODIODE
MID-54A19 UOT-MID-54A19 Datasheet
37Kb / 3P
T-1 3/4 PACKAGE PIN PHOTODIODE
MID-54H19 UOT-MID-54H19 Datasheet
36Kb / 3P
T-1 3/4 PACKAGE PIN PHOTODIODE
MID-56A19 UOT-MID-56A19 Datasheet
37Kb / 3P
T-1 3/4 PACKAGE PIN PHOTODIODE
MID-56H19 UOT-MID-56H19 Datasheet
36Kb / 3P
T-1 3/4 PACKAGE PIN PHOTODIODE
MID-86416 UOT-MID-86416 Datasheet
37Kb / 3P
T-1 3/4 PACKAGE PIN PHOTODIODE
logo
Everlight Electronics C...
PD333-3B EVERLIGHT-PD333-3B Datasheet
154Kb / 5P
5mm Silicon PIN Photosiode, T-1 3/4
PD333-3C EVERLIGHT-PD333-3C Datasheet
223Kb / 7P
5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
07-20-2005
PD333-3B-H0-L2 EVERLIGHT-PD333-3B-H0-L2 Datasheet
223Kb / 7P
5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
07-20-2005
EAPDLP05RDDA0 EVERLIGHT-EAPDLP05RDDA0 Datasheet
287Kb / 8P
5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com