công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD333-3C/H0/L2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện PD333-3C/H0/L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

PD333-3C/H0/L2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Everlight Electronics Co., Ltd.
http:\\www.everlight.com
Rev 2
Page: 6 of 7
Device No:DPD-033-071
Prepared date:07-20-2005
Prepared by:Jaine Tsai
PD333-3C/H0/L2
Reliability Test Item And Condition
The reliability of products shall be satisfied with items listed below.
Confidence level:90%
LTPD:10%
NO. Item
Test Conditions
Test Hours/
Cycles
Sample
Sizes
Failure
Judgement
Criteria
Ac/R
e
1
Solder heat
TEMP.:260℃±5℃
10secs
22pcs
0/1
2
Temperature Cycle H : +100℃
15mins
5mins
L : -40℃
15mins
300Cycles
22pcs
0/1
3
Thermal Shock
H :+100℃
5mins
10secs
L :-10℃
5mins
300Cycles
22pcs
0/1
4
High Temperature
Storage
TEMP.:+100℃
1000hrs
22pcs
0/1
5
Low Temperature
Storage
TEMP.:-40℃
1000hrs
22pcs
0/1
6
DC Operating Life VR=5V
1000hrs
22pcs
0/1
7
High Temperature/
High Humidity
85℃ / 85% R.H
1000hrs
22pcs
IL≦L×0.8
L:Lower
Specification
Limit
0/1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com