công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD333-3C/H0/L2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện PD333-3C/H0/L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm Silicon PIN Photodiode , T-1 3/4
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

PD333-3C/H0/L2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD333-3C/H0/L2 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Everlight Electronics Co., Ltd.
http:\\www.everlight.com
Rev 2
Page: 4 of 7
Device No:DPD-033-071
Prepared date:07-20-2005
Prepared by:Jaine Tsai
0
-25
50
100
150
25
0
50
200
75 85 100
1
20
10
100
40
60
VR=10V
80
100
1000
0.5
0
1.0
50
150
100
1.5
3.0
2
200
VR
=5V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Ta=25
100 300
500 700 900
1100 1300
O
C
PD333-3C/H0/L2
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
Fig.1 Power Dissipation vs.
Fig.2 Spectral Sensitivity
Ambient Temperature
Fig.3 Dark Current vs.
Fig. 4 Reverse Light Current vs.
Ambient Temperature
Ee



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com