công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM643 bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320DM643
Giải thích chi tiết về linh kiện  Video/Imaging Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  162 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM643 bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM643_07 Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 101Page - Texas Instruments TMS320DM643_07 Datasheet HTML 102Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 162 page
background image
www.ti.com
AECLKOUTx
ACEx
ABE[7:0]
AEA[22:14]
AED[63:0]
AEA13
AAOE/ASDRAS/ASOE(A)
AARE/ASDCAS/ASADS/ASRE(A)
AAWE/ASDWE/ASWE(A)
AEA[12:3]
Bank
11
12
5
5
1
DEAC
11
12
4
4
1
A.
AARE/ASDCAS/ASADS/ASRE, AAWE/ASDWE/ASWE, and AAOE/ASDRAS/ASOE operate as ASDCAS, ASDWE, and ASDRAS, respectively,
during SDRAM accesses.
AECLKOUTx
ACEx
ABE[7:0]
AEA[22:14, 12:3]
AED[63:0]
AEA13
AAOE/ASDRAS/ASOE(A)
AARE/ASDCAS/ASADS/ASRE(A)
AAWE/ASDWE/ASWE(A)
8
12
1
REFR
8
12
1
A.
AARE/ASDCAS/ASADS/ASRE, AAWE/ASDWE/ASWE, and AAOE/ASDRAS/ASOE operate as ASDCAS, ASDWE, and ASDRAS,
respectively, during SDRAM accesses.
TMS320DM643
Video/Imaging Fixed-Point Digital Signal Processor
SPRS269C – FEBRUARY 2005 – REVISED JANUARY 2007
Figure 5-28. SDRAM DEAC Command for EMIFA
Figure 5-29. SDRAM REFR Command for EMIFA
DM643 Peripheral Information and Electrical Specifications
98
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com