công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F101X6 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F101X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Access line, advanced ARM-based 32-bit MCU with Flash memory, six 16-bit timers, ADC and seven communication interfaces
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F101X6 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F101X6_08 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 74 page
background image
Electrical characteristics
STM32F101xx
32/74
Figure 13.
Typical current consumption in Run mode versus frequency (at 3.6 V) -
code with data processing running from RAM, peripherals disabled
Table 13.
Maximum current consumption in Sleep mode, code running from Flash
or RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Max
Unit
TA = 85 °C
IDD
Supply current in
Sleep mode
External clock(1) all
peripherals enabled
1.
External clock is 8 MHz and PLL is on when fHCLK > 8 MHz; external clock is 9 MHz for fHCLK = 36 MHz.
36 MHz(2)
2.
Based on characterization, not tested in production.
15.5
mA
24 MHz(2)
11.5
16 MHz(2)
8.5
8 MHz(2)
5.5
External clock(1), all
peripherals disabled(2)
36 MHz
5
24 MHz
4.5
16 MHz
4
8 MHz
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-40
0
25
70
85
Temperature (°C)
36MHz
16MHz
8MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com