công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F101X6 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F101X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Access line, advanced ARM-based 32-bit MCU with Flash memory, six 16-bit timers, ADC and seven communication interfaces
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F101X6 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F101X6_08 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32F101X6_08 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 74 page
background image
STM32F101xx
Electrical characteristics
31/74
Figure 12.
Typical current consumption in Run mode versus frequency (at 3.6 V) -
code with data processing running from RAM, peripherals enabled
Table 12.
Maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Max
Unit
TA = 85 °C
IDD
Supply current in
Run mode
External clock (1), all
peripherals enabled
1.
External clock is 8 MHz and PLL is on when fHCLK > 8 MHz; external clock is 9 MHz for fHCLK = 36 MHz.
36 MHz(2)
2.
Based on characterization, not tested in production.
24
mA
24 MHz(2)
17.5
16 MHz(2)
12.5
8 MHz(2)
7.5
External clock(1) all
peripherals disabled(2)
36 MHz
16
24 MHz
11.5
16 MHz
8.5
8 MHz
5.5
0
5
10
15
20
25
-40
0
25
70
85
Temperature (°C)
36MHz
16MHz
8MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com