công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320VC5506 bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320VC5506
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320VC5506 bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320VC5506 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments TMS320VC5506 Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 120 page
background image
Electrical Specifications
83
October 2006 − Revised January 2008
SPRS375C
WRITE
WRITE
WRITE
M22
M24
M26
M30
M34
M28
M32
M25
M27
M31
M23
M35
M29
M33
BE1
BE2
BE3
CA1
CA2
CA3
D1
D2
D3
CLKMEM
CEx†
BEx‡
EMIF.A[13:0]
D[15:0]
SDA10
SDRAS
SDCAS
SDWE
† The chip enable that becomes active depends on the address being accessed.
‡ All BE[1:0] signals are driven low (active) during reads. Byte manipulation of the read data is performed inside the EMIF. These signals remain
active until the next access that is not an SDRAM read occurs.
Figure 5−9. Three SDRAM WRT Commands



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com