công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SY7619CS bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện SY7619CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lithium-ion battery charging/discharging solution
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TKPLUSEMI [Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.tkplusemi.com/
Logo TKPLUSEMI - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

SY7619CS bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

Back Button SY7619CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
                
锂电池充电/放电解决方案 SY7618/SY7619
SY7618/SY7619 Rev1.2
http://www.tkplusemi.com
深圳市思远半导体有限公司 
放电电量LED显示:
当电池电压大于3.2V时,单击KEY键,升压模块开始工作, DLED1~DLED4进入电量指示
状态显示。
电池电压(放电)
电量(放电)
DLED1
DLED2
DLED3
DLED4
>3.85V
4级
亮
亮
亮
亮
3.70V-3.85V
3级
亮
亮
亮
灭
3.60V-3.70V
2级
亮
亮
灭
灭
3.20V-3.60V
1级
亮
灭
灭
灭
2.90V-3.20V
0级
1Hz闪
灭
灭
灭
<2.90V(欠压保护)
-
灭
灭
灭
灭
待机状态KEY键电量显示:
在待机状态下,单击KEY键,放电模块启动,DLED1~DLED4进入电量指示状态显示,DLED1~
DLED4显示电量16S后关闭。如果VBAT小于3.2V,放电模块不启动,DLED1~DLED4全灭。
电池电压
电量
DLED1
DLED2
DLED3
DLED4
>3.85V
4级
亮
亮
亮
亮
3.70V-3.85V
3级
亮
亮
亮
灭
3.60V-3.70V
2级
亮
亮
灭
灭
3.20V-3.60V
1级
亮
灭
灭
灭
<3.20V
0级
灭
灭
灭
灭
可订制版本一
此版本中,采用一颗LED显示。如下图所示。
 
带按键的应用 
 
不带按键,带自动识别负载的应用 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com