công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SY7619CS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện SY7619CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lithium-ion battery charging/discharging solution
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TKPLUSEMI [Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.tkplusemi.com/
Logo TKPLUSEMI - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

SY7619CS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

Back Button SY7619CS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
                
锂电池充电/放电解决方案 SY7618/SY7619
SY7618/SY7619 Rev1.2
http://www.tkplusemi.com
深圳市思远半导体有限公司 
充电部分的保护和功能主要有:自适应适配器功能,电流软启动功能和过温限流功能。
当适配器输出电流小于充电恒流电流时,芯片能根据适配器最大输出电流自动调节,减
小充电电流来适应适配器,防止适配器过放而造成的损坏。
芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过110℃时自动降低充电电流,直到150℃以上
将电流减小至0。过温限流可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过
热而损坏芯片或者外部元器件。
升压输出模式 
SY7618/SY7619提供一路同步升压输出,集成功率MOS,可提供5.05V/1.2A输出,效率高
达93%以上。SY7618/SY7619采用1MHz的开关频率,可有效减小外部元件尺寸。在充电适配器
未接入的状态下,芯片静态电流为75uA,当负载插入或者单击KEY键后,放电模块开始工作。
放电模块集成了恒压和恒流两种工作模式,当放电电流小于1.2A时,恒压输出5.05V,当
输出电流需要大于1.2A时,芯片进入逐周期限流模式,限定输出的峰值电流,输出电压开始
减小。当负载的电流逐渐减小时,系统会进入间歇式输出模式,以保证输出电压调整能力。
当负载电流低于7mA(典型值)超过16S后,LED灯自动关闭,放电模块自动关闭,提醒用户外
接设备充电已结束。
SY7618/SY7619提供输出过流、过压、短路、过热以及电池欠压等多种异常保护,可以有
效保护电池及系统安全。在应用中如果发生输出过流或短路的情况时,系统自动关闭,并进
入打嗝模式,如果2S内异常情况解除了,系统会自动恢复输出;如果2S内异常情况没有解除,
系统自动关断,只有单击KEY键,插入VCC或重新插入负载才可以解除异常保护模式。
SY7618/SY7619通过控制续流PMOS可以有效阻止输出电流的倒灌。
在放电过程中,如果电池电压下降到2.9V后,系统自动关闭,并锁定在欠压闭锁状态,
放电模块不工作。只有插入VCC或单击KEY键才可以解锁,解锁后,如果电池电压大于3.2V,
在VCC没有插入的情况下,放电模块才能再次启动。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com