công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SY7619CS bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện SY7619CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lithium-ion battery charging/discharging solution
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TKPLUSEMI [Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.tkplusemi.com/
Logo TKPLUSEMI - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

SY7619CS bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

Back Button SY7619CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
                
锂电池充电/放电解决方案 SY7618/SY7619
SY7618/SY7619 Rev1.2
http://www.tkplusemi.com
深圳市思远半导体有限公司 
KEY
键功能和自动识别负载功能 
KEY键及自动识别负载功能,有默认和可订制两套版本。
默认版本中:KEY键单击显示电量、开启放电模块;有自动识别负载功能。
可订制版本中:KEY键单击显示电量、开/关放电模块;无自动识别负载功能。
详细功能介绍如下。
默认版本:
在VCC没有插入的情况下,单击KEY键可以查看电量,同时去启动放电模块。单击KEY键还
可以解锁VBAT的欠压闭锁,当VBAT电压下降到2.9V以下后,VBAT的欠压闭锁电路会锁死,放
电模块不能工作,只有VCC重新插入或者单击KEY键才能解锁。
此版本中有自动识别负载功能。在待机模式下,插入负载能自动探测到负载,并启动放
电模块。
可订制版本:
在VCC没有插入、系统处于待机情况下,单击KEY键可以查看电量,同时去开启放电模块。
但在放电模块已工作的情况下,单击KEY键,可关闭放电模块。单击KEY键还可以解锁VBAT的
欠压闭锁,当VBAT电压下降到2.9V以下后,VBAT的欠压闭锁电路会锁死,放电模块不能工作,
只有VCC重新插入或者单击KEY键才能解锁。
此版本中没有自动识别负载功能。在待机模式下,只能单击KEY键启动放电模块。
LED
灯显示 
LED 灯显示提供三套可订制版本。 
1) 默认版本,4 颗 LED 显示; 
2) 可订制版本一,1 颗 LED 显示; 
3) 可订制版本二,2 颗 LED 显示; 
4) 可订制版本三,2 颗 LED 显示,充电充满时,转换 LED 灯显示。 
 
默认版本
此版本中采用4颗LED显示,如典型应用电路所示。LED灯显示分为充电电量显示、放电电
量显示、查看电量显示、放电低电量报警显示和电路异常显示。充电模式下最高电量位以1Hz
频率闪烁,放电模式下LED显示电量位常亮,放电低电量报警时DLED1以1Hz闪烁。芯片异常时,
4颗LED灯全熄灭。
充电电量LED显示:
当VCC的输入电压在4V到6V之间且大于电池电压时,系统进入充电状态,DLED1~DLED4
显示充电状态电量。
电池电压(充电)
电量(充电)
DLED1
DLED2
DLED3
DLED4
4.20V,4.35V
4级
亮
亮
亮
亮
4.10V-4.20V
3级
亮
亮
亮
1Hz闪
3.95V-4.10V
2级
亮
亮
1Hz闪
灭
3.85V-3.95V
1级
亮
1Hz闪
灭
灭
<3.85V
0级
1Hz闪
灭
灭
灭



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com