công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 281 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 281 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 277Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 278Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 279Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 280Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 281Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 282Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 283Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 284Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 285Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 281 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
281/311
STM32L4P5xx
Package information
307
7.2
UFQFPN48 package information
UFQFPN48 is a 48-lead, 7x7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat package.
Figure 76. UFQFPN48 outline
1. Drawing is not to scale.
2. All leads/pads should also be soldered to the PCB to improve the lead/pad solder joint life.
3. There is an exposed die pad on the underside of the UFQFPN package. This back-side pad must be
connected and soldered to PCB ground.
Table 125. UFQFPN48 mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.500
0.550
0.600
0.0197
0.0217
0.0236
A1
0.000
0.020
0.050
0.0000
0.0008
0.0020
D
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
E
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
D2
5.500
5.600
5.700
0.2165
0.2205
0.2244
A0B9_ME_V3
D
Pin 1 identifier
laser marking area
EE
D
Y
D2
E2
Exposed pad
area
Z
1
48
Detail Z
R 0.125 typ.
1
48
L
C 0.500x45°
pin1 corner
A
Seating
plane
A1
b
e
ddd
Detail Y
T



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com