công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 284 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 284 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 280Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 281Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 282Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 283Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 284Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 285Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 286Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 287Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 288Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 284 / 311 page
background image
Package information
STM32L4P5xx
284/311
DS12903 Rev 2
7.3
LQFP64 package information
LQFP64 is a 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat package.
Figure 80. LQFP64 outline
1. Drawing is not to scale.
Table 126. LQFP 64 mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
1.600
-
-
0.0630
A1
0.050
-
0.150
0.0020
-
0.0059
A2
1.350
1.400
1.450
0.0531
0.0551
0.0571
b
0.170
0.220
0.270
0.0067
0.0087
0.0106
c
0.090
-
0.200
0.0035
-
0.0079
D
-
12.000
-
-
0.4724
-
D1
-
10.000
-
-
0.3937
-
D3
-
7.500
-
-
0.2953
-
E
-
12.000
-
-
0.4724
-
E1
-
10.000
-
-
0.3937
-
5W_ME_V3
SEATING PLANE
ccc C
b
C
L
L1
K
IDENTIFICATION
PIN 1
D
D1
D3
e
1
16
17
32
33
48
49
64
GAUGE PLANE
0.25 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com