công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 278 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 278 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 274Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 275Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 276Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 277Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 278Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 279Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 280Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 281Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 282Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 278 / 311 page
background image
Package information
STM32L4P5xx
278/311
DS12903 Rev 2
7
Package information
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK is an ST trademark.
7.1
LQFP48 package information
LQFP48 is a 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package.
Figure 72. LQFP48 outline
1. Drawing is not to scale.
Table 124. LQFP48 mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
1.600
-
-
0.0630
A1
0.050
-
0.150
0.0020
-
0.0059
A2
1.350
1.400
1.450
0.0531
0.0551
0.0571
5B_ME_V2
PIN 1
IDENTIFICATION
ccc C
C
D3
0.25 mm
GAUGE PLANE
b
L1
L
D
D1
e
12
1
13
24
25
36
37
48
SEATING
PLANE
K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com