công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC6102HVCMS8 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC6102HVCMS8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC6102HVCMS8 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Analog Devices

Back Button LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 25Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 26Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 26 page
background image
LTC6102
LTC6102-1/LTC6102HV
22
6102fe
For more information www.linear.com/LTC6102
16-Bit Resolution Unidirectional Output into LTC2433 ADC
Intelligent High-Side Switch with Current Monitor
Typical applicaTions
TO µP
6102 TA05
LTC2433-1
LTC6102-1
ROUT
4.99k
RIN
100
VOUT
VSENSE
ILOAD
4V TO 60V
POWER ENABLE
1µF
5V
L
O
A
D
–
+
–
+
VOUT =
• VSENSE = 49.9VSENSE
ROUT
RIN
ADC FULL-SCALE = 2.5V
2
1
9
8
7
10
6
3
4
5
VCC
SCK
REF+
REF– GND
IN+
IN–
CC
FO
SDD
V+
V–
EN
OUT
–INS
+IN
–INF
VREG
0.1µF
6102 TA06
L
O
A
D
FAULT
OFF ON
1
5
4.99k
VO
RS
3
4
47k
2
8
6
100
100
1%
10µF
63V
1µF
14V
VLOGIC
SUB85N06-5
VO = 49.9 • RS • IL
FOR RS = 5m,
VO = 2.5V AT IL = 10A (FULL SCALE)
LT1910
LTC6102
IL
V+
V–
OUT
–INS
–INF
+IN
VREG
0.1µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com