công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC6102HVCMS8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC6102HVCMS8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC6102HVCMS8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices LTC6102HVCMS8 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
LTC6102
LTC6102-1/LTC6102HV
7
6102fe
For more information www.linear.com/LTC6102
Input VOS vs Temperature
Input VOS vs Supply Voltage
Input Sense Range
LTC6102: VOUT Maximum vs
Temperature
LTC6102HV: VOUT Maximum vs
Temperature
LTC6102/LTC6102-1: IOUT
Maximum vs Temperature
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
6102 G01
TEMPERATURE (°C)
–40
120
0
40
80
–20
20
60
100
VS = 12V
VS = 4V
SUPPLY VOLTAGE (V)
6102 G02
4
32
12 16
8
24 28
20
36
44 48
40
52 56 60
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
TA = –40°C
TA = 0°C
TA = 25°C
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
0
40
20
120
100
60
80
VSUPPLY (V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
6102 G03
TA = 25°C
TEMPERATURE (°C)
–40
40
80
120
100
–20
6102 G04
0
20
60
VS = 60V
VS = 12V
VS = 6V
VS = 5V
VS = 4V
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TEMPERATURE (°C)
–40
40
80
120
100
–20
6102 G05
0
20
60
VS = 100V
VS = 12V
VS = 6V
VS = 5V
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TEMPERATURE (°C)
6102 G06
VS = 12V
VS = 60V
VS = 6V
VS = 5V
VS = 4V
–40
40
80
120
100
–20 0
20
60
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Typical perForMance characTerisTics
LTC6102HV: IOUT Maximum vs
Temperature
Gain vs Frequency
TEMPERATURE (°C)
6102 G07
VS = 12V
VS = 100V
VS = 6V
VS = 5V
–40
40
80
120
100
–20 0
20
60
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
FREQUENCY (Hz)
1k
40
35
30
25
20
15
10
5
0
–5
–10
10k
100k
10M
1M
6102 G09
TA = 25°C
V+ = 12V
RIN = 100Ω
ROUT = 4.99k
IOUT = 200μA DC
IOUT = 1mA DC
Input Bias Current vs Temperature
100000
10
100
1000
10000
TEMPERATURE (°C)
–40
40
80
120
100
–20
6102 G10
0
20
60
VS = 100V
VS = 60V
VS = 12V
VS = 6V
VS = 5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com