công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HXM05N40SA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện HXM05N40SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

HXM05N40SA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  HXM05N40SA Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Typical Characteristic Curves
0
1
2
3
4
5
0
8
16
24
32
40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
2.5
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
50
45
40
35
30
25
20
0
25
50
75
100
125
150
175
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0
4
8
12
16
20
1200
900
600
300
0
VDS Drain-Source Voltage (V)
VGS Gate-Source Voltage (V)
TJ Junction Temperature (℃)
ID Drain Current (A)
Qg Gate Charge (nC)
VDS Drain-Source Voltage (V)
VGS=2.5V
3.0V
3.5V
4.0V
10V
125℃
25℃
VGS=10V
VGS=4.5V
VGS=10V
VGS=4.5V
Ciss
Coss
Crss
VDS=20V
3
4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com