công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HXM05N40SA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện HXM05N40SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

HXM05N40SA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  HXM05N40SA Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical Characteristics
(Ta=25℃ unless otherwise specified)
Note: 1. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
2. Surface Mounted on FR4 Board, t ≤ 10 sec.
3. Pulse Test: Pulse width≤300μs, duty cycle≤2%.
Parameter
Symbol
Test Condition
Min.
Typ. Max.
Unit
Static Characteristics
Drain-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=250μA
40
--
--
V
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=40V,VGS=0V
--
--
1
μA
Gate-Body Leakage Current
IGSS
VGS=±20V,VDS=0V
--
--
±100
nA
Gate Threshold Voltage Note3
VGS(th)
VDS=VGS,ID=250μA
1
1.5
2.5
V
Drain-Source On-Resistance Note3
RDS(on)
VGS=10V,ID=5A
--
30
45
mΩ
VGS=4.5V,ID=3A
--
40
60
mΩ
Forward Transconductance Note3
gFS
VDS=5V,ID=1A
--
5
--
S
Dynamic Characteristics
Input Capacitance
Ciss
VDS=20V,VGS=0V,f=1MHz
--
490
--
pF
Output Capacitance
Coss
--
92
--
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
--
68
--
pF
Switching Characteristics
Turn-on Delay Time
td(on)
VDD=20V,RL=2Ω,
VGS=10V,RGEN=3Ω
--
13
--
nS
Turn-on Rise Time
tr
--
52
--
nS
Turn-off Delay Time
td(off)
--
17
--
nS
Turn-off Fall Time
tf
--
10
--
nS
Total Gate Charge
Qg
VDS=20V,ID=3.5A,
VGS=10V
--
5.2
--
nC
Gate-Source Charge
Qgs
--
0.9
--
nC
Gate-Drain Charge
Qgd
--
1.3
--
nC
Source-Drain Diode Characteristics
Diode Forward Voltage Note3
VSD
VGS=0V,IS=5A
--
--
1.2
V
Diode Forward Current Note2
IS
--
--
5
A
2
4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com