công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HXM05N40SA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện HXM05N40SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

HXM05N40SA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  HXM05N40SA Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM05N40SA Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
HX
M05N40SA
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Absolute Maximum Ratings
Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.
Thermal Characteristics
SOT-23
1. Gate 2.Source 3.Drain
Marking Code:KJ
Schematic Diagram
3.Drain
2.Source
1.Gate
Features
⚫
High density cell design for ultra low RDS(on)
⚫
VDS= 40V,ID= 5A
RDS(on)< 45mΩ @VGS= 10V
Applications
⚫
PWM application
⚫
Load Switch
Parameter
Symbol
Value
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
40
V
Gate-Source Voltage
VGS
±20
V
Drain Current-Continuous
ID
5
A
Drain Current-Pulsed Note1
IDM
20
A
Maximum Power Dissipation
PD
1
W
Junction Temperature
TJ
150
°C
Storage Temperature Range
TSTG
-55 to +150
°C
Thermal Resistance,Junction-to-Ambient Note2
RθJA
1
25
°C/W
1
4


Số phần tương tự - HXM05N40SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Huixin Electr...
HXM05DN60PA HUIXIN-HXM05DN60PA Datasheet
1Mb / 5P
Dual N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
HXM05P40SA HUIXIN-HXM05P40SA Datasheet
590Kb / 5P
P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HXM05N40SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2308E GTM-G2308E Datasheet
330Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE50L02 GTM-GE50L02 Datasheet
258Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE70N03 GTM-GE70N03 Datasheet
299Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com