công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XISO6441FDFPR bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XISO6441FDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XISO6441FDFPR bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Texas Instruments

Back Button XISO6441FDFPR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 56 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
-.244
.228
-6.19
5.80
[
]
.069 MAX
[1.75]
14X .0250
[0.635]
16X
-.012
.008
-0.30
0.21
[
]
2X
.175
[4.45]
TYP
-.010
.005
-0.25
0.13
[
]
0 - 8
-.010
.004
-0.25
0.11
[
]
(.041 )
[1.04]
.010
[0.25]
GAGE PLANE
-.035
.016
-0.88
0.41
[
]
A
NOTE 3
-.197
.189
-5.00
4.81
[
]
B
NOTE 4
-.157
.150
-3.98
3.81
[
]
SSOP - 1.75 mm max height
DBQ0016A
SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE
4214846/A 03/2014
NOTES:
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed .006 inch, per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MO-137, variation AB.
1
16
.007 [0.17]
C A
B
9
8
PIN 1 ID AREA
SEATING PLANE
.004 [0.1] C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com