công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XISO6441FDFPR bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XISO6441FDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XISO6441FDFPR bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Texas Instruments

Back Button XISO6441FDFPR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 56 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(9.85)
R0.05 TYP
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
(9.3)
14X (1.27)
R0.05 TYP
16X (1.65)
16X (0.6)
14X (1.27)
(8.2)
16X (2)
16X (0.6)
(7.3)
4231632/A 02/2025
SYMM
SOIC - 2.55 mm max height
DW0016C-C01
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
SYMM
SEE
DETAILS
1
8
9
16
SYMM
HV / ISOLATION OPTION
8.2 mm CLEARANCE/CREEPAGE
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED
METAL
OPENING
SOLDER MASK
METAL
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
EXPOSED METAL SHOWN
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:4X
SYMM
1
8
9
16
IPC-7351 NOMINAL
7.3 mm CLEARANCE/CREEPAGE
SEE
DETAILS
www.ti.com
ISO6440, ISO6441, ISO6442
SLLSG01B – SEPTEMBER 2024 – REVISED NOVEMBER 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
37
Product Folder Links: ISO6440 ISO6441 ISO6442



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com