công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XISO6441FDFPR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XISO6441FDFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XISO6441FDFPR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  XISO6441FDFPR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments XISO6441FDFPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 56 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
Pin Configuration for Wide-SOIC (DW-16) , Wide-SSOP (DFP-16) and SSOP (DBQ-16)
1
VCC1
16
VCC2
2
GND1
15
GND2
3
INA
14
OUTA
4
INB
13
OUTB
5
INC
12
OUTC
6
IND
11
OUTD
7
NC
10
EN2
8
GND1
9
GND2
Not to scale
Figure 5-1. ISO6440 and ISO6440F Top View
1
VCC1
16
VCC2
2
GND1
15
GND2
3
INA
14
OUTA
4
INB
13
OUTB
5
INC
12
OUTC
6
OUTD
11
IND
7
EN1
10
EN2
8
GND1
9
GND2
Not to scale
Figure 5-2. ISO6441 and ISO6441F Top View
1
VCC1
16
VCC2
2
GND1
15
GND2
3
INA
14
OUTA
4
INB
13
OUTB
5
OUTC
12
INC
6
OUTD
11
IND
7
EN1
10
EN2
8
GND1
9
GND2
Not to scale
Figure 5-3. ISO6442 and ISO6442F Top View
ISO6440, ISO6441, ISO6442
SLLSG01B – SEPTEMBER 2024 – REVISED NOVEMBER 2025
www.ti.com
4
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ISO6440 ISO6441 ISO6442



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com