công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC6989DYYR bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC6989DYYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLC6989 SPI-Compatible Connectivity for TLC698x Device Family
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLC6989DYYR bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Texas Instruments

Back Button TLC6989DYYR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TLC6989DYYR Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 71 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
12X (0.62)
12X (0.25)
10X (0.5)
(2.78)
2X (1.1)
2X (1.21)
(R0.05) TYP
(0.65)
WSON - 0.8 mm max height
DRR0012G
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4227052/A 08/2021
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X
EXPOSED PAD 13
82% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SYMM
SYMM
1
6
7
12
13
TLC6989
SLVSHF5 – NOVEMBER 2024
www.ti.com
60
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TLC6989



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com