công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP411DCDDFR bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMP411DCDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP411 ±1°C and TMP411D ±0.8°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMP411DCDDFR bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button TMP411DCDDFR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TMP411DCDDFR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 61 page
background image
6.9 Typical Characteristics (TMP411) (continued)
At TA = 25°C and V+ = VS = 5V (unless otherwise noted)
VS(V)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4.5
3.0
3.5
4.0
5.5
5.0
2.5
Figure 6-20. Shutdown Quiescent Current vs Supply Voltage
(Legacy Chip)
VS(V)
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Figure 6-21. Shutdown Quiescent Current vs Supply Voltage
(New Chip)
www.ti.com
TMP411, TMP411D
SBOS383E – DECEMBER 2006 – REVISED JULY 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
15
Product Folder Links: TMP411 TMP411D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com