công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP411 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMP411
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP411 ±1°C and TMP411D ±0.8°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMP411 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TMP411 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 61 page
background image
At TA = -40°C to +125°C and V+ = 1.62V to 5.5V, over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
V+
Specific voltage range
1.62
5.5
V
IDD_ACTIVE
Active
conversion
current
Local sensor
100
150
µA
Remote sensor
220
320
IDD_SB
Standby current
Serial bus inactive
1
7.5
µA
IDD_AVG
Average current consumption
0.0625Hz conversion
V+ = 3.3V
1.5
8.2
µA
8Hz conversion
V+ = 3.3V
45
85
IDD_SD
Shutdown current
Serial bus inactive
0.6
7
µA
Serial bus active, fs = 400kHz
7
Serial bus active, fs = 3.4MHz
55
POR
Power-on-reset threshold
1.23
1.4
V
Brownout detect
1
1.14
(1)
Tested with less than 5Ω effective series resistance and 100pF differential input capacitance. TA is the ambient temperature of the
TMP411D. TDIODE is the temperature at the remote diode sensor.
TMP411, TMP411D
SBOS383E – DECEMBER 2006 – REVISED JULY 2025
www.ti.com
10
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMP411 TMP411D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com