công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV3012 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV3012
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLV3011, TLV3012, TLV3011B and TLV3012B Low-Power Comparators With Integrated 1.24 V Voltage Reference
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLV3012 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TLV3012 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 41 page
background image
6.8 Switching Characteristics - TLV3011 and TLV3012
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Propagation delay time, low to high
f = 10 kHz, VSTEP = 1 V,
input overdrive = 10 mV
12
μs
f = 10 kHz, VSTEP = 1 V,
input overdrive = 100 mV
6
Propagation delay time, high to low
f = 10 kHz, VSTEP = 1 V,
input overdrive = 10 mV
13.5
μs
f = 10 kHz, VSTEP = 1 V,
input overdrive = 100 mV
6.5
tr
Rise time
CL = 10 pF
100
ns
tf
Fall time
CL = 10 pF
100
ns
www.ti.com
TLV3011, TLV3012, TLV3011B, TLV3012B
SBOS300C – FEBRUARY 2004 – REVISED APRIL 2023
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: TLV3011 TLV3012 TLV3011B TLV3012B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com