công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV3012 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV3012
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLV3011, TLV3012, TLV3011B and TLV3012B Low-Power Comparators With Integrated 1.24 V Voltage Reference
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLV3012 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLV3012 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV3012 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 41 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
1
2
3
4
6
IN-
REF
IN+
OUT
V-
5
V+
Figure 5-1. DCK, DBV Package
6-Pin SC-70, SOT-23
Top View
Table 5-1. Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NO.
NAME
1
OUT
O
Comparator Output
2
V–
-
Negative (lowest) power supply
3
IN+
I
Non-inverting comparator input
4
IN–
I
Inverting comparator input
5
REF
O
Reference Output
6
V+
-
Positive (highest) power supply
www.ti.com
TLV3011, TLV3012, TLV3011B, TLV3012B
SBOS300C – FEBRUARY 2004 – REVISED APRIL 2023
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: TLV3011 TLV3012 TLV3011B TLV3012B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com