công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431CLPR.A bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL431CLPR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL431, TL432 Precision Programmable Reference
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL431CLPR.A bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Texas Instruments

Back Button TL431CLPR.A Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 85 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.20
0.08
TYP
0.25
2.64
2.10
1.12 MAX
0.10
0.01
TYP
3X
0.5
0.3
0.6
0.2
TYP
1.9
0.95
0 -8 TYP
4X 0 -15
4X 4 -15
A
3.04
2.80
B
1.4
1.2
(0.95)
(0.15)
(0.125)
SOT-23 - 1.12 mm max height
DBZ0003A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214838/F 08/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed
0.25mm per side
0.2
C A B
1
3
2
INDEX AREA
PIN 1
NOTE 4
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com