công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431CLPR.A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL431CLPR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL431, TL432 Precision Programmable Reference
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL431CLPR.A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TL431CLPR.A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL431CLPR.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 85 page
background image
4 Device Comparison Table
DEVICE PINOUT
INITIAL ACCURACY
OPERATING FREE-AIR TEMPERATURE (TA)
TL431
TL432
B: 0.5%
A: 1%
(Blank): 2%
C: 0°C to 70°C
I: -40°C to 85°C
Q: -40°C to 125°C
www.ti.com
TL431, TL432
SLVS543S – AUGUST 2004 – REVISED MAY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: TL431 TL432



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com