công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ETC5054D bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ETC5054D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL INTERFACE CODEC/FILTER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ETC5054D bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button ETC5054D Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
32
1
20
19
4
5
6
7
8
910
11
12
13
M1
M1
B
A
14
15
16
17
18
G (Seating Plane Coplanarity)
PLCC20ME
E
e
F
d2
d1
D
M
M
PLCC20
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
9.78
10.03
0.385
0.395
B
8.89
9.04
0.350
0.356
D
4.2
4.57
0.165
0.180
d1
2.54
0.100
d2
0.56
0.022
E
7.37
8.38
0.290
0.330
e
1.27
0.050
F
0.38
0.015
G
0.101
0.004
M
1.27
0.050
M1
1.14
0.045
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
ETC5054 - ETC5057
17/18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18