công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ETC5054D bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ETC5054D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL INTERFACE CODEC/FILTER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ETC5054D bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button ETC5054D Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ETC5054D Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.35
2.65
0.093
0.104
A1
0.1
0.3
0.004
0.012
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.23
0.32
0.009
0.013
D
10.1
10.5
0.398
0.413
E
7.4
7.6
0.291
0.299
e
1.27
0.050
H
10
10.65
0.394
0.419
h
0.25
0.75
0.010
0.030
L
0.4
1.27
0.016
0.050
K0
° (min.)8° (max.)
hx 45
A
e
B
D
E
A1
H
L
C
K
16
1
8
9
SO16 Wide
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
ETC5054 - ETC5057
15/18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com