công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LM393AP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 56 page
background image
5.12 Typical Characteristics, LMx93x and LM2903x
TA = 25°C, VS = 5V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15pF, VCM = 0V, VUNDERDRIVE = 100mV, VOVERDRIVE = 100mV unless otherwise
noted.
Figure 5-1. Total Supply Current vs. Supply Voltage
Input Voltage (V)
-0.5 -0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=3V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Figure 5-2. Total Supply Current vs. Input Voltage at 3V
Input Voltage (V)
-0.5 -0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=3.3V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Figure 5-3. Total Supply Current vs. Input Voltage at 3.3V
Input Voltage (V)
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=5V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Figure 5-4. Total Supply Current vs. Input Voltage at 5V
Input Voltage (V)
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=12V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Figure 5-5. Total Supply Current vs. Input Voltage at 12V
Input Voltage (V)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
150
190
230
270
310
350
390
430
470
510
550
VS=36V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Figure 5-6. Total Supply Current vs. Input Voltage at 36V
www.ti.com
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AH – OCTOBER 1979 – REVISED APRIL 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
11
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com