công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button LM393AP Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 56 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
.0028 MAX
[0.07]
ALL AROUND
.0028 MIN
[0.07]
ALL AROUND
(.213)
[5.4]
6X (.050 )
[1.27]
8X (.061 )
[1.55]
8X (.024)
[0.6]
(R.002 ) TYP
[0.05]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED
METAL
OPENING
SOLDER MASK
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X
SYMM
1
4
5
8
SEE
DETAILS
SYMM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com