công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM393AP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 56 page
background image
5.3 Thermal Information: LMx93x and LM2903x
THERMAL METRIC(1)
LMx93x, LM2903x
UNIT
D
(SOIC)
P
(PDIP)
PW
(TSSOP)
DGK
(VSSOP)
DDF
(SOT-23)
DSG
(WSON)
8
PINS
8
PINS
8
PINS
8
PINS
8
PINS
8
PINS
RθJA
Junction-to-ambient thermal resistance
148.5
114.9
200.6
193.7
197.9
96.9
°C/W
RθJC(top) Junction-to-case (top) thermal resistance
90.2
93.8
89.6
82.9
119.2
119.0
°C/W
RθJB
Junction-to-board thermal resistance
91.8
77.7
131.3
115.5
115.4
63.1
°C/W
ψJT
Junction-to-top characterization parameter
38.5
60.4
22.1
20.8
19.4
12.4
°C/W
ψJB
Junction-to-board characterization parameter
91.1
76.7
129.6
113.9
113.7
63.0
°C/W
RθJC(bot) Junction-to-case (bottom) thermal resistance
-
-
-
-
-
37.8
°C/W
(1)
For more information about traditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC Package Thermal Metrics report.
5.4 ESD Ratings
VALUE
UNIT
V(ESD)
Electrostatic discharge
Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)
±2000
V
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2)
±1000
(1)
JEDEC document JEP155 states that 500V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
(2)
JEDEC document JEP157 states that 250V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
www.ti.com
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AH – OCTOBER 1979 – REVISED APRIL 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com