| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VN750 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 46 page ![]() VN750 Package and packing information Doc ID 6942 Rev. 4 39/46 Table 22. PPAK mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A2.20 2.40 A1 0.90 1.10 A2 0.03 0.23 B0.40 0.60 B2 5.20 5.40 C0.45 0.60 C2 0.48 0.60 D6.00 6.20 D1 5.1 E6.40 6.60 E1 4.7 e1.27 G4.90 5.25 G1 2.38 2.70 H9.35 10.10 L2 0.8 1.00 L4 0.60 1.00 L5 1 — L6 2.80 R0.2 V2 0° 8° Package weight Gr. 0.3 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |